công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LY A67B-T2V1-26 bảng dữ liệu (PDF) - ams-OSRAM AG

LY A67B-T2V1-26 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
tên linh kiện LY A67B-T2V1-26
tải về  LY A67B-T2V1-26 tải về
kích thước tập tin   1692.45 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Giải thích chi tiết về linh kiện SIDELED®

LY A67B-T2V1-26 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LY A67B-T2V1-26 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LY A67B-T2V1-26
tải về  LY A67B-T2V1-26 Click to download

kích thước tập tin   1692.45 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Giải thích chi tiết về linh kiện SIDELED®

LY A67B-T2V1-26 bảng dữ liệu (HTML) - ams-OSRAM AG


LY A67B-T2V1-26 Thông tin chi tiết sản phẩm

Applications
- Ambient Lighting - Static Signaling
Features
- Package: white SMT package, colorless clear resin
- Chip technology: InGaAlP
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color: λdom = 587 nm (● yellow)
- Corrosion Robustness Class: 3B
- Qualifications: The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)





Số phần tương tự - LY A67B-T2V1-26

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams-OSRAM AG
LY A676-R1T1-26 AMSOSRAM-LY A676-R1T1-26 Datasheet
1Mb / 23P
SIDELED®
2022-11-02
LY A67F-U2CA-36-1 AMSOSRAM-LY A67F-U2CA-36-1 Datasheet
1Mb / 22P
SIDELED®
2021-04-28
LY A67K-J2M1-26 AMSOSRAM-LY A67K-J2M1-26 Datasheet
1Mb / 24P
SIDELED®
2022-09-28
More results


Mô tả tương tự - LY A67B-T2V1-26

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-A676-P2S1-1-Z OSRAM-LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet
448Kb / 19P
SIDELED
LY-A67K-K2M1-26-Z OSRAM-LY-A67K-K2M1-26-Z Datasheet
472Kb / 19P
SIDELED
LTA673 OSRAM-LTA673 Datasheet
588Kb / 21P
SIDELED
LTA67C OSRAM-LTA67C Datasheet
582Kb / 21P
SIDELED
SFH-325 OSRAM-SFH-325 Datasheet
401Kb / 15P
SIDELED
logo
ams AG
LOA67B AMSCO-LOA67B Datasheet
1Mb / 23P
SIDELED®
Version 1.2 2019-07-16
LOA67F AMSCO-LOA67F Datasheet
1Mb / 23P
SIDELED® Ambient Lighting
Version 1.9 2022-09-01
LOA67K AMSCO-LOA67K Datasheet
1Mb / 23P
SIDELED® Ambient Lighting
Version 1.6 2022-09-01
LGA676 AMSCO-LGA676 Datasheet
1Mb / 21P
SIDELED®
Version 1.3 2019-07-16
LGA67K AMSCO-LGA67K Datasheet
1Mb / 24P
SIDELED®
Version 1.5 2022-08-04
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com